công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0824321 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0824321
Giải thích chi tiết về linh kiện  EML (26,5X26,5)R SR CUS - Label
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0824321 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0824321 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Label, can be ordered: by line, silver/matt, labeled according to customer specifications,
mounting type: adhesive, text field height: 26.5 mm, text field width: 26.5 mm
Your advantages
The EML … self-adhesive device markers are particularly suitable for identification of various types of equipment in controller, system, and control
cabinet building
•
When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents and mechanical influences
•
The EML ... materials are UL-listed
•
A wide range of marker sizes and colors are available for custom designs
•
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EM ... markers in accordance with your requirements
•
Commercial data
Item number
0824321
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Product key
BG8141
Catalog page
Page 273 (C-5-2013)
GTIN
4046356351874
Weight per piece (including packing)
1.99 g
Weight per piece (excluding packing)
1.99 g
Country of origin
PL
EML (26,5X26,5)R SR CUS - Label
0824321
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0824321
Jun 5, 2025, 4:21AM
Page 1 (6)


Số phần tương tự - 0824321

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0824320 PHOENIX-0824320 Datasheet
190Kb / 6P
EML (26,5X18,5)R SR CUS - Label
0824322 PHOENIX-0824322 Datasheet
191Kb / 6P
EML (26,5X7,5)R SR CUS - Label
0824323 PHOENIX-0824323 Datasheet
200Kb / 8P
EML (30X20)R CUS - Label
0824324 PHOENIX-0824324 Datasheet
203Kb / 8P
EML (30X20)R YE CUS - Label
0824327 PHOENIX-0824327 Datasheet
198Kb / 8P
EML (38,1X19)RL CUS - Label
More results

Mô tả tương tự - 0824321

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0803187 PHOENIX-0803187 Datasheet
48Kb / 3P
Label - EML-RS (45,7X45,7)R SR
0824348 PHOENIX-0824348 Datasheet
57Kb / 4P
Label - EML (15X6) R YE CUS
0801994 PHOENIX-0801994 Datasheet
50Kb / 4P
Label - EML (110XE)R SR
0802697 PHOENIX-0802697 Datasheet
49Kb / 3P
Label - EML (100X40)R SR
0803975 PHOENIX-0803975 Datasheet
52Kb / 2P
Label - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK
0815596 PHOENIX-0815596 Datasheet
47Kb / 3P
Label - EML (110XE)R
0830483 PHOENIX-0830483 Datasheet
49Kb / 3P
Label - EML (50X10)R
1116113 PHOENIX-1116113 Datasheet
54Kb / 2P
Label - MM-EML (EX14)R C1 SR/BK
1054877 PHOENIX-1054877 Datasheet
54Kb / 2P
Label - EML-D (40X15)R SR
09/12/2020
1054879 PHOENIX-1054879 Datasheet
54Kb / 2P
Label - EML-D (60X30)R SR
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com