công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STX-RLINK2 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STX-RLINK2
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontroller with single voltage Flash memory, data EEPROM, ADC, timers, SPI
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STX-RLINK2 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - STMicroelectronics

Back Button STX-RLINK2 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STX-RLINK2 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 124 page
background image
ST7LITE0xY0, ST7LITESxY0
98/124
Figure 69. Typical VDD-VOH at VDD=2.7V
Figure 70. Typical VDD-VOH at VDD=3V
Figure 71. Typical VDD-VOH at VDD=4V
Figure 72. Typical VDD-VOH at VDD=5V
Figure 73. Typical VOL vs. VDD (standard I/Os)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
-0.01
-1
-2
lio(mA)
-45°C
0°C
25°C
90°C
130°C
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
-0.01
-1
-2
-3
lio (mA)
-45°C
0°C
25°C
90°C
130°C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
-0.01
-1-2
-3-4
-5
lio (mA)
-45°C
0°C
25°C
90°C
130°C
TO BE CHARACTERIZED
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-0.01
-1-2
-3-4-5
lio (mA)
-45°C
0°C
25°C
90°C
130°C
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
2.4
2.7
3.3
5
VDD (V)
-45
0°C
25°C
90°C
130°C
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
2.4
2.7
3.3
5
VDD (V)
-45
0°C
25°C
90°C
130°C
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com