công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HS115 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện HS115
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heat Shrink Tubing
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

HS115 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Multicomp Pro

  HS115 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro HS115 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page <1>
V1.0
23/06/22
Heat Shrink Tubing
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Features
•  Semi-rigid, adhesive lined, polyolefin tubing
•  3:1 shrink ratio
•  Splash-resistant, moisture-resistant covering
•  Rugged protection against abrasion, vibration and flexing
•  Excellent strain relief and insulation of weak points
•  Operation temperature range : -45°C to +125°C
•  Minimum Shrink Temperature +70°C
•  UL Approval: UL224, 125°C 600V VW-1 (except clear)
Dimension Table
Size
As supplied (mm)
After Recovered (mm)
Inch
mm
Internal Diameter
Min.
Internal Diameter
Max.
Total Wall
Thickness
Wall Thickness of
Adhesive
1/8
Ø3.2
3.6 ±0.4
1
0.9 ±0.3
0.4 ±0.2
3/16
Ø4.8
5.2 ±0.4
1.6
1.05 ±0.3
0.4 ±0.2
1/4
Ø6.4
7 ±0.5
2.2
1.25 ±0.3
0.45 ±0.2
5/16
Ø7.9
8.5 ±0.5
2.7
1.35 ±0.3
0.45 ±0.2
3/8
Ø9.5
10 ±0.5
3.2
1.45 ±0.3
0.5 ±0.2
1/2
Ø12.7
13.2 ±0.5
4.2
1.65 ±0.3
0.5 ±0.2
Product Properties
Technical Data
Out Jacket Material
Property
Test Method
Typical Data
Tensile Strength
ASTM D 2671
≥12MPa
Ultimate Elongation
ASTM D 2671
≥300%
Longitudinal Shrinkage
UL 224
±8%
Heat Aging Ultimate Elongation 
158°C, 168hrs
≥200%
Flammability
VW-1
Pass (out jacket only)
Dielectric Strength
IEC 243
≥15kV/mm
Volume Resistivity (ohm-cm)
UL224
≥1014 Ω.cm
Copper Stability
ASTM D 2671
Pass
Corrosion
UL224
No corrosion
Property
Test Method
Typical Data
Water Absorption
ISO 62
<0.2%
Softening Point
ASTM D E28
95°C
Peel Strength (to PE)
ASTM D 1000
120N/25m
Peel Strength (to AL)
ASTM D 1000
80N/25m
Technical Data
Adhesive


Số phần tương tự - HS115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
HS115 ETC2-HS115 Datasheet
147Kb / 2P
Heat Shrink Tubings HS100 Series
logo
Multicomp Pro
HS115 MULTICOMP-HS115 Datasheet
154Kb / 2P
Adhesive Lined Heat Shrink Tubing
15/12/20 V1.0
HS115-100 MULTICOMP-HS115-100 Datasheet
154Kb / 2P
Adhesive Lined Heat Shrink Tubing
15/12/20 V1.0
logo
Pro-Power
HS115CLR PROPOWER-HS115CLR Datasheet
153Kb / 2P
3:1 Polyolefin Dual Wall Heat Shrink Tubing, Clear
V1.0 18/11/19
HS115CLR. PROPOWER-HS115CLR. Datasheet
153Kb / 2P
3:1 Polyolefin Dual Wall Heat Shrink Tubing, Clear
V1.0 18/11/19
More results

Mô tả tương tự - HS115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
Q2-CB QUALTEK-Q2-CB Datasheet
397Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q2-HF QUALTEK-Q2-HF Datasheet
796Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q2-LS QUALTEK-Q2-LS Datasheet
821Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q-175K QUALTEK-Q-175K Datasheet
599Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
QBG QUALTEK-QBG Datasheet
621Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q2-F QUALTEK-Q2-F_13 Datasheet
699Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q2-F4X QUALTEK-Q2-F4X_13 Datasheet
662Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q2-R QUALTEK-Q2-R_13 Datasheet
649Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
Q-150K QUALTEK-Q-150K_13 Datasheet
758Kb / 1P
HEAT SHRINK THIN WALL TUBING
logo
List of Unclassifed Man...
PP2258 ETC2-PP2258 Datasheet
271Kb / 4P
Heat Shrink Tubing
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com