| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6740LTR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6740LTR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 44 page ![]() Contents L6740L 2/44 Contents 1 Typical application circuit and block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Pins description and connection diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1 Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.1 Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.2 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Device description and operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Hybrid CPU support and CPU_TYPE detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.1 PVI - parallel interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.2 PVI start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.3 SVI - serial interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.4 SVI start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.4.1 Set VID command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.4.2 PWROK de-assertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4.3 PSI_L and efficiency optimization at light-load. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4.4 HiZ management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.4.5 Hardware jumper override - V_FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 Output voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6.1 CORE section - Phase # programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.2 CORE section - Current reading and current sharing loop . . . . . . . . . . . 24 6.3 CORE section - Load-line and load-indicator (Optional) . . . . . . . . . . . . . 25 6.4 CORE section - Offset (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.5 NB section - Current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.6 NB section - Load-line and load-indicator (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.7 NB section - Offset (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 |