| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6740LTR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6740LTR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 44 page ![]() L6740L Hybrid CPU support and CPU_TYPE detection 17/44 Table 6. Voltage identifications (VID) codes for PVI mode VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage 0000 00 1.5500 1 0 0 0 0 0 0.7625 0000 01 1.5250 1 0 0 0 0 1 0.7500 0000 10 1.5000 1 0 0 0 1 0 0.7375 0000 11 1.4750 1 0 0 0 1 1 0.7250 0001 00 1.4500 1 0 0 1 0 0 0.7125 0001 01 1.4250 1 0 0 1 0 1 0.7000 0001 10 1.4000 1 0 0 1 1 0 0.6875 0001 11 1.3750 1 0 0 1 1 1 0.6750 0010 00 1.3500 1 0 1 0 0 0 0.6625 0010 01 1.3250 1 0 1 0 0 1 0.6500 0010 10 1.3000 1 0 1 0 1 0 0.6375 0010 11 1.2750 1 0 1 0 1 1 0.6250 0011 00 1.2500 1 0 1 1 0 0 0.6125 0011 01 1.2250 1 0 1 1 0 1 0.6000 0011 10 1.2000 1 0 1 1 1 0 0.5875 0011 11 1.1750 1 0 1 1 1 1 0.5750 0100 00 1.1500 1 1 0 0 0 0 0.5625 0100 01 1.1250 1 1 0 0 0 1 0.5500 0100 10 1.1000 1 1 0 0 1 0 0.5375 0100 11 1.0750 1 1 0 0 1 1 0.5250 0101 00 1.0500 1 1 0 1 0 0 0.5125 0101 01 1.0250 1 1 0 1 0 1 0.5000 0101 10 1.0000 1 1 0 1 1 0 0.4875 0101 11 0.9750 1 1 0 1 1 1 0.4750 0110 00 0.9500 1 1 1 0 0 0 0.4625 0110 01 0.9250 1 1 1 0 0 1 0.4500 0110 10 0.9000 1 1 1 0 1 0 0.4375 0110 11 0.8750 1 1 1 0 1 1 0.4250 0111 00 0.8500 1 1 1 1 0 0 0.4125 0111 01 0.8250 1 1 1 1 0 1 0.4000 0111 10 0.8000 1 1 1 1 1 0 0.3875 0111 11 0.7750 1 1 1 1 1 1 0.3750 |