| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F271B bảng dữ liệu(PDF) 177 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F271B bảng dữ liệu(HTML) 177 Page - STMicroelectronics |
|
177 / 180 page ![]() ST10F271B/ST10F271E Package information 177/180 Figure 64. TQFP144 mechanical data and package dimension OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 B 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 C 0.09 0.20 0.003 0.008 D 22.00 0.866 D1 20.00 0.787 D3 17.50 0.689 e 0.50 0.020 E 22.00 0.866 E1 20.00 0.787 E3 17.50 0.689 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.0393 K 3.5˚ (min.), 7˚(max.) TQFP144 (20x20x1.40mm) 0099183 B Note 1: Exact shape of each corner is optional. |