| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F271B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F271B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 180 page ![]() ST10F271B/ST10F271E List of figures 9/180 List of figures Figure 1. Logic symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Pin configuration (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 3. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 4. ST10F271 on-chip memory mapping (ROMEN=1 / XADRS = 800Bh - Reset value). . . . . 25 Figure 5. Flash structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 6. Summary of access protection level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 7. CPU block diagram (MAC Unit not included) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 8. MAC unit architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 9. X-Interrupt basic structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 10. Block diagram of GPT1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 11. Block diagram of GPT2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Figure 12. Block diagram of PWM module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Figure 13. Connection to single CAN bus via separate CAN transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 14. Connection to single CAN bus via common CAN transceivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 15. Connection to two different CAN buses (e.g. for gateway application). . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 16. Connection to one CAN bus with internal Parallel Mode enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 17. Asynchronous power-on RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Figure 18. Asynchronous power-on RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Figure 19. Asynchronous hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 20. Asynchronous hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 21. Synchronous short / long hardware RESET (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 22. Synchronous short / long hardware RESET (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 23. Synchronous long hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 24. Synchronous long hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 25. SW / WDT unidirectional RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 26. SW / WDT unidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 27. SW / WDT bidirectional RESET (EA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 28. SW / WDT bidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 29. SW / WDT bidirectional RESET (EA=0) followed by a HW RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 30. Minimum external reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Figure 31. System reset circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Figure 32. Internal (simplified) reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Figure 33. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Figure 34. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Figure 35. PORT0 bits latched into the different registers after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Figure 36. External RC circuitry on RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Figure 37. Port2 test mode structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Figure 38. Supply current versus the operating frequency (RUN and IDLE modes) . . . . . . . . . . . . . 134 Figure 39. A/D conversion characteristic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Figure 40. A/D converter input pins scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Figure 41. Charge sharing timing diagram during sampling phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Figure 42. Anti-aliasing filter and conversion rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Figure 43. Input / output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Figure 44. Float waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Figure 45. Generation mechanisms for the CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Figure 46. ST10F271 PLL jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Figure 47. Crystal oscillator and resonator connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Figure 48. 32kHz crystal oscillator connection diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 |