| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7410ND bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7410ND bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 34 page ![]() I2C bus specification TDA7410ND 30/34 Table 19. Test (10) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Test 0 1 Stereodecoder test signal OFF Test signal enabled 0 1 External Clock Internal Clock 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Test signal VHCCH Level internal Pilot magnitude VCO control voltage Pilot Threshold HOLDN NB threshold F228 VHCCL VSBL SBPWM TBD PEAK REF5V REF5V5 VBG1.95 0 1 VCO OFF ON 0 1 Audio processor test mode Enabled OFF |