công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESH2DH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện ESH2DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 100V - 200V Ultra Fast Surface Mount Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

ESH2DH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  ESH2DH Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ESH2DH Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ESH2DH Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ESH2DH Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ESH2DH Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ESH2DH Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
ESH2BH
– ESH2DH
Taiwan Semiconductor
4
Version: A2102
0
10
20
30
40
50
60
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3ms single half sine wave
CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25°C unless otherwise noted)
Fig.5 Maximum Non-repetitive Forward Surge Current
Fig.6 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit Diagram
0.001
0.01
0.1
1
10
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
Pulse width
T
J=25°C
T
J=125°C
UF1DLW



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com