công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GC5007SWDMPRNP-V00CWNX bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Jewel Hill Electronic

tên linh kiện GC5007SWDMPRNP-V00CWNX
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPECIFICATIONS FOR LCD MODULE
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JHE [Jewel Hill Electronic]
Trang chủ  http://www.jhlcd.com
Logo JHE - Jewel Hill Electronic

GC5007SWDMPRNP-V00CWNX bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Jewel Hill Electronic

Back Button GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 11Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 12Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 13Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 14Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 15Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 16Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 17Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 18Page - Jewel Hill Electronic GC5007SWDMPRNP-V00CWNX Datasheet HTML 19Page - Jewel Hill Electronic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 21 page
background image
JEWEL HILL ELECTRONIC CO.,LTD.
9. RELIABILITY
9.1. MTBF
The LCD module shall be designed to meet a minimum MTBF value of 50000 hours with normal.
(25°C in the room without sunlight)
9.2. TESTS
NO.
ITEM
CONDITION
CRITERION
1
High Temperature Operating
60℃
240Hrs
Restore 4Hrs at 24℃
2
Low Temperature Operating
-10℃
240Hrs
Restore 4Hrs at 24℃
3
High Temperature
Storage
70℃
240Hrs
Restore 4Hrs at 24℃
4
Low Temperature
Storage
-20℃
240Hrs
Restore 4Hrs at 24℃
5
High Temperature/
Humidity Storage
60℃ ,90%RH ,240 Hrs
Restore 4Hrs at 24℃
6
Temperature Cycling
-20℃(30Min )
↔ 70℃(30Min)
10
CYCLES
Restore 4Hrs at 24℃
7
Vibration Test
10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz
Swing: 0.75mm
8
Chock Test
Half-Sine Ware
300m/s
2
18ms
9
Atmospheric Pressure Test
25Kpa
16Hrs
Restore 2Hrs
。No Defect Of
Operational Function In
Room Temperature Are
Allowable.
。IDD of LCM in
Pre-and post-test should
follow specification
GC5007
VER: 2.0
- 14 -
Issue date: 2005/11/21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com