công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0824366 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0824366
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMLP 24 (30X12) SR CUS - Plastic label with drill hole
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0824366 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0824366 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0824366 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0824366 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0824366 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0824366 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Plastic label with drill hole, can be ordered: by card, silver, labeled according to customer
specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 8
Your advantages
Can be engraved using the P1 ENGRAVING UNIT
•
High-quality appearance
•
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLP ... markers in accordance with your requirements
•
For marking components, devices, and buttons
•
High level of resistance to chemical and mechanical influences
•
Commercial data
Item number
0824366
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Product key
BG8141
Catalog page
Page 295 (C-5-2013)
GTIN
4046356352420
Weight per piece (including packing)
21.69 g
Weight per piece (excluding packing)
21.69 g
Country of origin
PL
EMLP 24 (30X12) SR CUS - Plastic label with drill hole
0824366
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0824366
May 15, 2025, 7:46AM
Page 1 (5)


Số phần tương tự - 0824366

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0824360 PHOENIX-0824360 Datasheet
184Kb / 5P
EMLP (27X18)R SR CUS - Label
0824361 PHOENIX-0824361 Datasheet
185Kb / 5P
EMLP (27X8)R SR CUS - Label
0824362 PHOENIX-0824362 Datasheet
183Kb / 5P
EMLP (45X15)R SR CUS - Label
0824363 PHOENIX-0824363 Datasheet
192Kb / 7P
EMLP (60X30)R CUS - Label
0824364 PHOENIX-0824364 Datasheet
186Kb / 5P
EMLP 24 (30X12) CUS - Plastic label with drill hole
More results

Mô tả tương tự - 0824366

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0801855 PHOENIX-0801855 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R
0801857 PHOENIX-0801857 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R YE
0801858 PHOENIX-0801858 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R BK
0822291 PHOENIX-0822291 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14)
0822314 PHOENIX-0822314 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) BK
0822327 PHOENIX-0822327 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14) BK
0822330 PHOENIX-0822330 Datasheet
48Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) SR
0822343 PHOENIX-0822343 Datasheet
48Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14) SR
0824547 PHOENIX-0824547 Datasheet
50Kb / 2P
Plastic label - UC-EMLP (11X9) CUS
0824562 PHOENIX-0824562 Datasheet
55Kb / 2P
Plastic label - UC-EMLP (60X30) CUS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com