công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA7289F/FG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA7289F/FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM STEPPING MOTOR DRIVER
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA7289F/FG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA7289F/FG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA7289F/FG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
TA7289P/F/FG
2006-3-2
6
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified, VCC = 24 V, Ta = 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST
CIR−
CUIT
TEST CONDITION
MIN
TYP.
MAX
UNIT
ICC1
CW / CCW
12
20
30
ICC2
STOP
12
20
30
ICC3
CW / CCW mode,
2
0
~2
3
: H
12
20
30
Quiescent Current
ICC4
1
CW / CCW mode,
2
0
~2
3
: L
Output
: Open
13
23
32
mA
VIN (H)
2.0
―
7.0
Output Voltage
VIN (L)
2
IN A IN B, Source type.
−0.4
―
0.8
V
Input Hysteresis Width
∆VIN
2
―
―
0.8
―
V
IIN1
IN A, IN B VIN = 0 V
Source type
―
25
35
Input Current
IIN2
2
2
0
, 2
1
, 2
2
, 2
3
VIN = 0 V
Source type
90
160
200
µA
VSAT U−1
―
1.1
1.5
VSAT L−1
IOUT = 0.2 A
―
0.8
1.1
VSAT U−2
―
1.2
1.7
VSAT L−2
IOUT = 0.7 A
―
0.9
1.3
VSAT U−3
―
1.8
2.6
Output Saturation Voltage
VSAT L−3
3
IOUT = 1.5 A
―
1.2
1.9
V
Control Supply Voltage
Vref
―
―
GND
―
2.0
V
Control Supply Current
Iref
2
Vref = 0~2.0 V
―
25
35
µA
VFU
―
2.6
3.3
Diode Forward Voltage
VFL
4
IF = 1.5 A
―
0.8
1.1
V
IL−U
VL = 30 V
―
―
50
Output Leakage Current
IL−L
5
VL = 30 V
―
―
50
µA
NF Terminal Current
INF
6
Source type VNF = 0~2.0 V
Tj = 0~125°C
180
300
490
µA
Internal Supply Output Voltage
VCC2
6
―
―
5
―
V
Resistor for Oscillation (R3)
ROSC
6
Tj = 0~125°C
13
20
32
kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com