công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC240N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SYC Electronica

tên linh kiện 74HC240N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

74HC240N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SYC Electronica

  74HC240N Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 4Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 7Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 8Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 9Page - SYC Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
74HC_HCT240_3
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 2 August 2007
4 of 18
NXP Semiconductors
74HC240; 74HCT240
Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
6.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
X = don’t care;
Z = high-impedance OFF-state.
7.
Limiting values
[1]
For DIP20 packages: above 70
°C, P
tot derates linearly with 12 mW/K.
For SO20 packages: above 70
°C, P
tot derates linearly with 8 mW/K.
For SSOP20 and TSSOP20 packages: above 60
°C, P
tot derates linearly with 5.5 mW/K.
For DHVQFN20 packages: above 60
°C, Ptot derates linearly with 4.5 mW/K.
2A0
17
data input
1Y0
18
bus output
2OE
19
output enable input (active LOW)
VCC
20
supply voltage
Table 2.
Pin description …continued
Symbol
Pin
Description
Table 3.
Function table[1]
Input
Output
nOE
nAn
nYn
LLH
LH
L
HX
Z
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
−0.5
+7
V
IIK
input clamping current
VI < −0.5 V or VI >VCC + 0.5 V
-
±20
mA
IOK
output clamping current
VO < −0.5 V or VO >VCC + 0.5 V
-
±20
mA
IO
output current
−0.5 V < VO < VCC + 0.5 V
-
±35
mA
ICC
supply current
-
70
mA
IGND
ground current
−70
-
mA
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Ptot
total power dissipation
[1]
DIP20 package
-
750
mW
SO20, SSOP20, TSSOP20
and DHVQFN20 packages
-
500
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com