công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC240N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SYC Electronica

tên linh kiện 74HC240N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

74HC240N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SYC Electronica

  74HC240N Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 4Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 7Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 8Page - SYC Electronica 74HC240N Datasheet HTML 9Page - SYC Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
74HC_HCT240_3
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 2 August 2007
3 of 18
NXP Semiconductors
74HC240; 74HCT240
Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
5.
Pinning information
5.1 Pinning
5.2 Pin description
(1) The die substrate is attached to this pad using
conductive die attach material. It can not be used as
supply pin or input
Fig 4.
Pin configuration DIP20, SO20, (T)SSOP20
Fig 5.
Pin configuration DHVQFN20
74HC240
74HCT240
1OE
VCC
1A0
2OE
2Y0
1Y0
1A1
2A0
2Y1
1Y1
1A2
2A1
2Y2
1Y2
1A3
2A2
2Y3
1Y3
GND
2A3
001aag233
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
14
13
16
15
18
17
20
19
001aag234
74HC240
74HCT240
Transparent top view
1Y3
1A3
2Y3
GND(1)
2A2
2Y2
1Y2
1A2
2A1
2Y1
1Y1
1A1
2A0
2Y0
1Y0
1A0
2OE
9
12
8
13
7
14
6
15
5
16
4
17
3
18
2
19
terminal 1
index area
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
1OE
1
output enable input (active LOW)
1A0
2
data input
2Y0
3
bus output
1A1
4
data input
2Y1
5
bus output
1A2
6
data input
2Y2
7
bus output
1A3
8
data input
2Y3
9
bus output
GND
10
ground (0 V)
2A3
11
data input
1Y3
12
bus output
2A2
13
data input
1Y2
14
bus output
2A1
15
data input
1Y1
16
bus output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com