| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV7622BMP bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV7622BMP bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 32 page ![]() Truth tables STV7622 14/32 6 Truth tables Table 7. Shift register truth table Input pins Shift register function BS2 BS1 DIR CLK1 CLK2(1) Q output L L L N.C. Left/Right shift DB1,2, …6 input pins, 6 × 32-bit mode L L L H or L N.C. Steady L L H N.C. Right/Left shift DB1,2, …6 input pins, 6 × 32-bit mode L L H H or L N.C. Steady L H L N.C. Left/Right shift DB1,2, 3 input pins, 3 × 64-bit mode L H L H or L N.C. Steady L H H N.C. Right/Left shift DB1,2, 3 input pins, 3 × 64-bit mode L H H H or L N.C. Steady H L L Left/Right shift DB1,2, …6 input pins, RSDS mode H L L H or L L or H Steady H L H Right/Left shift DB1,2, …6 input pins, RSDS mode H L H H or L L or H Steady H H L N.C. Left /Right shift, DB1,2, …6 input pins, 2 × 3 × 32-bit mode H H L H or L N.C. Steady H H H N.C. Left /Right shift, DB1,2, …6 input pins, 2 × 3 × 32-bit mode H H H H or L N.C. Steady 1. CLK2 is not used in LVCMOS operating mode and can be left “open” or “floating”. |