công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HU2V331MT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện HU2V331MT
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIP TYPE, MID-TO-HIGH VOLTAGE
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

HU2V331MT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - DB Lectro Inc

Back Button HU2V331MT Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 9Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 10Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 11Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 12Page - DB Lectro Inc HU2V331MT Datasheet HTML 13Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
Reel
A
3
2.0
13 0.5
23
(Unit: mm)
D L
4 5.4/5.8
5 5.4/5.8
6.3 5.4/5.8/7.7
8 6.2/10.5
10 10.5
10 13.5
12.5 13.5/16
16 16.5
A
14
14
18
26
26
26
34
46
B
382
382
382
382
382
382/332*
382/332*
332*
*For a small package
Package Quantity
Size
( D L)
Reel
(pcs)
In-box
(reels)
Quantity/In-box
(pcs)
4 In-boxes/Carton
(pcs)
4 5.5/5.8
2,000
6
12,000
48,000
5 5.4/5.8
1,000
6
6,000
24,000
6.3 5.4/5.8
1,000
5
5,000
20,000
6.3 7.7
1,000
5
5,000
20,000
8 6.2
1,000
5
5,000
20,000
8 10.5
500
4
2,000
8,000
10 10.5
500
4
2,000
8,000
10 13.5
300/250*
4
1,200/1,000*
4,800/4000*
12.5 13.5
200/150*
3
600/450*
2,400/1,800*
12.5 16
200/150*
3
600/450*
2,400/1,800*
16 16.5
125*
2
250*
1,000*
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety
for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com