công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FX3ASJ-3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện FX3ASJ-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

FX3ASJ-3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Powerex Power Semiconductors

  FX3ASJ-3 Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors FX3ASJ-3 Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors FX3ASJ-3 Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors FX3ASJ-3 Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
PRELIMINARY
Notice:
This
is not
a final
specification.
Some
parametric
limits
are
subject
to change.
Jan.1999
FX3ASJ-3
OUTLINE DRAWING
Dimensions in mm
MP-3
MITSUBISHI Pch POWER MOSFET
FX3ASJ-3
HIGH-SPEED SWITCHING USE
APPLICATION
Motor control, Lamp control, Solenoid control
DC-DC converter, etc.
6.5
2.3
0.9 max
2.3
1.0
0.5 ± 0.1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
0.5 ± 0.2
0.8
5.0 ± 0.2
A
GATE
DRAIN
SOURCE
DRAIN
4
4
4
–150
±20
–3
–12
–3
–3
–12
30
–55 ~ +150
–55 ~ +150
0.26
VGS = 0V
VDS = 0V
L = 100
µH
Typical value
Drain-source voltage
Gate-source voltage
Drain current
Drain current (Pulsed)
Avalanche drain current (Pulsed)
Source current
Source current (Pulsed)
Maximum power dissipation
Channel temperature
Storage temperature
Weight
V
V
A
A
A
A
A
W
°C
°C
g
VDSS
VGSS
ID
IDM
IDA
IS
ISM
PD
Tch
Tstg
—
Symbol
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25
°C)
Parameter
Conditions
Ratings
Unit
• 4V DRIVE
• VDSS ............................................................. –150V
• rDS (ON) (MAX) .................................................. 1.2Ω
• ID ...................................................................... –3A
• Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) ...........80ns


Số phần tương tự - FX3ASJ-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FX3ASJ-3 MITSUBISHI-FX3ASJ-3 Datasheet
44Kb / 4P
HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Renesas Technology Corp
FX3ASJ-3 RENESAS-FX3ASJ-3 Datasheet
172Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
FX3ASJ-3 ISC-FX3ASJ-3 Datasheet
378Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
FX3ASJ-3-T13 RENESAS-FX3ASJ-3-T13 Datasheet
172Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
More results

Mô tả tương tự - FX3ASJ-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
FX20KMJ-2 POWEREX-FX20KMJ-2 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX30ASJ-03 POWEREX-FX30ASJ-03 Datasheet
49Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX30KMJ-06 POWEREX-FX30KMJ-06 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX30KMJ-2 POWEREX-FX30KMJ-2 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX30KMJ-3 POWEREX-FX30KMJ-3 Datasheet
55Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX50KMJ-03 POWEREX-FX50KMJ-03 Datasheet
55Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX50KMJ-06 POWEREX-FX50KMJ-06 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX50KMJ-2 POWEREX-FX50KMJ-2 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX50SMJ-2 POWEREX-FX50SMJ-2 Datasheet
63Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
FX6KMJ-2 POWEREX-FX6KMJ-2 Datasheet
56Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com