công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CF5027CS-4 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện CF5027CS-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crystal Oscillator Module ICs
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

CF5027CS-4 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button CF5027CS-4 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 15Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 16Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 17Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 18Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 19Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 20Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 21Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 21 page
background image
WF5027 series
SEIKO NPC CORPORATION —19
Frequency Deviation by Supply Voltage Change
Drive Level
Phase Noise
Measurement equipment: Agilent E5052 Signal Source Analyzer
5027
×D, fOUT = 85MHz, 3.3V standard, Ta = 25°C
–1
–0.5
0
0.5
1
2.1
1.6
VDD [V]
2.6
3.1
3.6
5027
×D, fOUT = 100MHz, 3.3V standard, Ta = 25°C
–1
–0.5
0
0.5
1
2.1
1.6
VDD [V]
2.6
3.1
3.6
5027
×D, fOUT = 85MHz, Ta = 25°C
0
50
100
150
200
1.5
2
2.5
VDD [V]
3
3.5
4
5027
×D, fOUT = 100MHz, Ta = 25°C
0
50
100
150
200
1.5
2
2.5
VDD [V]
3
3.5
4
5027
×D, VDD = 3.3V, fOSC = fOUT = 85MHz,
Ta = 25
°C
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
10,000
100,000
1,000,000 10,000,000
1,000
100
10
Offset frequency [Hz]
5027
×D, VDD = 3.3V, fOSC = fOUT = 100MHz,
Ta = 25
°C
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
10,000
100,000
1,000,000 10,000,000
1,000
100
10
Offset frequency [Hz]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com