công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CF5027CS-4 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện CF5027CS-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crystal Oscillator Module ICs
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

CF5027CS-4 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button CF5027CS-4 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 15Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 16Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 17Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 18Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 19Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 20Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5027CS-4 Datasheet HTML 21Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
WF5027 series
SEIKO NPC CORPORATION —18
TYPICAL PERFORMANCE (for 3rd overtone oscillator)
The following characteristics measured using the crystal below. Note that the characteristics will vary with the
crystal used.
I
Crystal used for measurement
I
Crystal parameters
Current Consumption
Negative Resistance
Parameter
fO = 85MHz
fO = 100MHz
C0 [pF]
0.9
1.2
R1 [
Ω]56
45
L1
C0
R1
C1
5027
×D, fOUT = 85MHz, Ta = 25°C
0
2
4
6
8
10
12
1.6
2.2
2.8
VDD [V]
3.4
4
CL = 0pF
CL = 15pF
5027AP, fOUT = 100MHz, Ta = 25°C
0
2
4
6
8
10
12
1.6
2.2
2.8
VDD [V]
3.4
4
CL = 0pF
CL = 15pF
5027
×D, Ta = 25°C, recommended operating frequency
range: 85MHz to 110MHz
Characteristics are measured with a capacitance C0, representing the crystal equivalent circuit C0 capacitance, connected between the
XT and XTN pins. Measurements are performed with Agilent 4396B using the NPC test jig. Characteristics may vary with measurement jig
and measurement conditions.
Frequency [MHz]
0
40
80
120
160
200
0
–200
–400
–600
–800
–1000
1.8V
2.5V
3.3V
1.8V
2.5V
3.3V
1.8V
2.5V
3.3V
1.8V
2.5V
3.3V
C0 = 2pF
C0 = 1pF
C0 = 0pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com