công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT7590-2 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT7590-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  100mA TinyPowerTM LDO
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7590-2 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT7590-2 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
Rev. 1.70
17
January 11, 2019
HT75xx-2
5-pin SOT23 Outline Dimensions
H
Symbol
Dimensions in inch
Min.
Nom.
Max.
A
—
—
0.057
A1
—
—
0.006
A2
0.035
0.045
0.051
b
0.012
—
0.020
C
0.003
—
0.009
D
—
0.114 BSC
—
E
—
0.063 BSC
—
e
—
0.037 BSC
—
e1
—
0.075 BSC
—
H
—
0.110 BSC
—
L1
—
0.024 BSC
—
θ
0°
—
8°
Symbol
Dimensions in mm
Min.
Nom.
Max.
A
—
—
1.45
A1
—
—
0.15
A2
0.90
1.15
1.30
b
0.30
—
0.50
C
0.08
—
0.22
D
—
2.90 BSC
—
E
—
1.60 BSC
—
e
—
0.95 BSC
—
e1
—
1.90 BSC
—
H
—
2.80 BSC
—
L1
—
0.60 BSC
—
θ
0°
—
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com