công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT7590-2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT7590-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  100mA TinyPowerTM LDO
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7590-2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT7590-2 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7590-2 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
Rev. 1.70
1
January 11, 2019
Rev. 1.00
PB
January 11, 2019
HT75xx-2
100mA TinyPowerTM LDO
Features
• Low power consumption
• Low voltage drop
• Low temperature coefficient
• High input voltage (up to 30V)
• Quiescent current 2.5μA
• High output current : 100mA
• Output voltage accuracy: tolerance ±1%
• 3-pin TO92, 3-pin SOT89 and 5-pin SOT23 packages
Applications
• Battery-powered equipment
• Communication equipment
• Audio/Video equipment
General Description
The HT75xx-2 series is a set of three-terminal
low power high voltage implemented in CMOS
technology. They can deliver 100mA output current
and allow an input voltage as high as 30V. They are
available with several fixed output voltages ranging
from 2.1V to 12.0V. CMOS technology ensures low
voltage drop and low quiescent current.
Although designed primarily as fixed voltage
regulators, these devices can be used with external
components to obtain variable voltages and currents.
Selection Table
Part No.
Output Voltage
Package
Marking
HT7521-2
2.1V
TO92
SOT89
SOT23-5
75xx-2 (for TO92)
75xx-2 (for SOT89)
5xx2 (for SOT23-5)
HT7523-2
2.3V
HT7525-2
2.5V
HT7527-2
2.7V
HT7530-2
3.0V
HT7533-2
3.3V
HT7536-2
3.6V
HT7540-2
4.0V
HT7544-2
4.4V
HT7550-2
5.0V
HT7560-2
6.0V
HT7570-2
7.0V
HT7580-2
8.0V
HT7590-2
9.0V
HT75A0-2
10.0V
HT75C0-2
12.0V
Note: ″xx″ stands for output voltages.


Số phần tương tự - HT7590-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Holtek Semiconductor In...
HT7590-2 HOLTEK-HT7590-2 Datasheet
119Kb / 13P
100mA Low Power LDO
June 1, 2011
HT7590-2 HOLTEK-HT7590-2 Datasheet
104Kb / 10P
100mA Low Power LDO
HT7590-2 HOLTEK-HT7590-2 Datasheet
676Kb / 17P
30V, 100mA Low Power LDO
V1.91 December 03, 2025
More results

Mô tả tương tự - HT7590-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Holtek Semiconductor In...
HT75XX-1 HOLTEK-HT75XX-1 Datasheet
129Kb / 14P
100mA Low Power LDO
April 30, 2013
HT72XX HOLTEK-HT72XX Datasheet
128Kb / 12P
300mA TinyPowerTM LDO
June 20, 2007
HT78XX HOLTEK-HT78XX Datasheet
125Kb / 11P
500mA TinyPowerTM LDO
March 2, 2007
HT75XX-1 HOLTEK-HT75XX-1_13 Datasheet
1Mb / 20P
100mA Low Power LDO
HT7121-3 HOLTEK-HT7121-3 Datasheet
1Mb / 15P
30mA TinyPowerTM LDO
HT7321-1 HOLTEK-HT7321-1 Datasheet
2Mb / 16P
30V, 250mA TinyPowerTM LDO
HT7321-2 HOLTEK-HT7321-2 Datasheet
2Mb / 16P
30V, 250mA TinyPowerTM LDO
HT7321-3 HOLTEK-HT7321-3 Datasheet
2Mb / 16P
30V, 250mA TinyPowerTM LDO
HT7321-7 HOLTEK-HT7321-7 Datasheet
2Mb / 19P
30V, 250mA TinyPowerTM LDO with Protections
HT7521-7 HOLTEK-HT7521-7 Datasheet
2Mb / 25P
30V, 100mA TinyPowerTM LDO with Protections
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com