công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9210PC bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9210PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 5V Synchronous Buck DC-DC PWM Controller for DDR Memory VDDQ and VTT Termination
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9210PC bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9210PC Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 14Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 15Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 16Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 17Page - Richtek Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
RT9210
Preliminary
DS9210-05 March 2007
17
www.richtek.com
Richtek Technology Corporation
Headquarter
5F, No. 20, Taiyuen Street, Chupei City
Hsinchu, Taiwan, R.O.C.
Tel: (8863)5526789 Fax: (8863)5526611
Richtek Technology Corporation
Taipei Office (Marketing)
8F, No. 137, Lane 235, Paochiao Road, Hsintien City
Taipei County, Taiwan, R.O.C.
Tel: (8862)89191466 Fax: (8862)89191465
Email: marketing@richtek.com
A
B
J
F
D
C
I
M
H
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
15.189
15.596
0.598
0.614
B
7.391
7.595
0.291
0.299
C
2.362
2.642
0.093
0.104
D
0.330
0.508
0.013
0.020
F
1.194
1.346
0.047
0.053
H
0.229
0.330
0.009
0.013
I
0.102
0.305
0.004
0.012
J
10.008
10.643
0.394
0.419
M
0.381
1.270
0.015
0.050
24-Lead SOP Plastic Package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com