công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9210PC bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9210PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 5V Synchronous Buck DC-DC PWM Controller for DDR Memory VDDQ and VTT Termination
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9210PC bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9210PC Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 14Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 15Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 16Page - Richtek Technology Corporation RT9210PC Datasheet HTML 17Page - Richtek Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
RT9210
Preliminary
DS9210-05 March 2007
16
www.richtek.com
Outline Dimension
24-Lead TSSOP Plastic Package
L
E1
e
E
D
A
A2
A1
b
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
0.850
1.200
0.033
0.047
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
A2
0.800
1.050
0.031
0.041
b
0.190
0.300
0.007
0.012
D
7.700
7.900
0.303
0.311
e
0.650
0.026
E
6.300
6.500
0.248
0.256
E1
4.300
4.500
0.169
0.177
L
0.450
0.750
0.018
0.030



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com