| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS8267 bảng dữ liệu(PDF) 129 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS8267 bảng dữ liệu(HTML) 129 Page - ams AG |
|
129 / 136 page ![]() Data Sheet AS8267 / AS8268 Revision 1.0, 19-Jun-07 Page 129 of 136 Designation Value Unit Description C18 1.0 µF Capacitor C19 100 nF Capacitor C20 1.0 µF Capacitor C21 10 nF Capacitor C22 0.47 µF Capacitor C23 470 µF Capacitor D1 Diode 1N4148 D2 Diode 1N4148 D3 Diode 1N4148 D4 Diode 1N4148 D5 Diode 1N4004 ZD1 15 V Zener diode BZV85–C15 L1 Varistor BAT 3.0 V Lithium battery LCD Liquid crystal display XTAL 3.579545 MHz Crystal Note: The external components for the programmable multi-purpose I/Os (MPIO) are not included in the above parts list, as they depend on the specific meter functional requirements. |