| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MNSC140CORE bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MNSC140CORE bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
12 / 88 page ![]() MSC8122 Technical Data, Rev. 13 1-2 Freescale Semiconductor Signals/Connections HD0/SWTE ↔ 1 D S I / S Y S. B U S / E T H E R N E T S Y S T E M B U S 32 ↔ A[0–31] HD1/DSISYNC ↔ 1 1 ↔ TT0/HA7 HD2/DSI64 ↔ 1 1 ↔ TT1 HD3/MODCK1 ↔ 1 3 ↔ TT[2–4]/CS[5–7] HD4/MODCK2 ↔ 1 5 → CS[0–4] HD5/CNFGS ↔ 1 4 ↔ TSZ[0–3] HD[6–31] ↔ 26 1 ↔ TBST HD[32-39]/D[32-39]/reserved ↔ 8 1 ↔ IRQ1/GBL HD40/D40/ETHRXD0 ↔ 1 1 ↔ IRQ3/BADDR31 HD41/D41/ETHRXD1 ↔ 1 1 ↔ IRQ2/BADDR30 HD42/D42/ETHRXD2/reserved ↔ 1 1 ↔ IRQ5/BADDR29 HD43/D43/ETHRXD3/reserved ↔ 1 1 → BADDR28 HD[44-45]/D[44-45]/reserved ↔ 2 1 → BADDR27 HD46/D46/ETHTXD0 ↔ 1 1 ↔ BR HD47/D47/ETHTXD1 ↔ 1 1 ↔ BG HD48/D48/ETHTXD2/reserved ↔ 1 1 ↔ DBG HD49/D49/ETHTXD3/reserved ↔ 1 1 ↔ ABB/IRQ4 HD[50-53]/D[50-53]/reserved ↔ 4 1 ↔ DBB/IRQ5 HD54/D54/ETHTX_EN ↔ 1 1 ↔ TS HD55/D55/ETHTX_ER/reserved ↔ 1 1 ↔ AACK HD56/D56/ETHRX_DV/ETHCRS_DV ↔ 1 1 ↔ ARTRY HD57/D57/ETHRX_ER ↔ 1 32 ↔ D[0–31] HD58/D58/ETHMDC ↔ 1 1 ↔ reserved/DP0/DREQ1/EXT_BR2 HD59/D59/ETHMDIO ↔ 1 1 ↔ IRQ1/DP1/DACK1/EXT_BG2 HD60/D60/ETHCOL/reserved ↔ 1 1 ↔ IRQ2/DP2/DACK2/EXT_DBG2 HD[61–63]/D[61-63]/reserved ↔ 3 1 ↔ IRQ3/DP3/DREQ2/EXT_BR3 HCID[0–2] → 3 M E M C D S I 1 ↔ IRQ4/DP4/DACK3/EXT_DBG3 HCID3/HA8 → 1 1 ↔ IRQ5/DP5/DACK4/EXT_BG3 HA[11–29] → 19 1 ↔ IRQ6/DP6/DREQ3 HWBS[0–3]/HDBS[0–3]/HWBE[0–3]/HDBE[0–3] → 4 1 ↔ IRQ7/DP7/DREQ4 HWBS[4–7]/HDBS[4–7]/HWBE[4–7]/HDBE[4–7]/ PWE[4–7]/PSDDQM[4–7]/PBS[4–7] ↔ 4 1 ↔ TA HRDS/HRW/HRDE → 1 1 ↔ TEA HBRST → 1 1 ← NMI HDST[0–1]/HA[9–10] → 2 1 → NMI_OUT HCS → 1 1 ↔ PSDVAL HBCS → 1 1 ↔ IRQ7/INT_OUT HTA ← 1 M E M C S Y S 1 → BCTL0 HCLKIN → 1 1 → BCTL1/CS5 GPIO0/CHIP_ID0/IRQ4/ETHTXD0 ↔ 1 G P I O / T D M / E T H E R N E T / T I M E R S / I 2 C 3 ↔ BM[0–2]/TC[0–2]/BNKSEL[0–2] GPIO1/TIMER0/CHIP_ID1/IRQ5/ETHTXD1 ↔ 1 1 → ALE GPIO2/TIMER1/CHIP_ID2/IRQ6 ↔ 1 4 → PWE[0–3]/PSDDQM[0–3]/PBS[0–3] GPIO3/TDM3TSYN/IRQ1/ETHTXD2 ↔ 1 1 → PSDA10/PGPL0 GPIO4/TDM3TCLK/IRQ2/ETHTX_ER ↔ 1 1 → PSDWE/PGPL1 GPIO5/TDM3TDAT/IRQ3/ETHRXD3 ↔ 1 1 → POE/PSDRAS/PGPL2 GPIO6/TDM3RSYN/IRQ4/ETHRXD2 ↔ 1 1 → PSDCAS/PGPL3 GPIO7/TDM3RCLK/IRQ5/ETHTXD3 ↔ 1 1 ↔ PGTA/PUPMWAIT/PGPL4/PPBS GPIO8/TDM3RDAT/IRQ6/ETHCOL ↔ 1 1 → PSDAMUX/PGPL5 GPIO9/TDM2TSYN/IRQ7/ETHMDIO ↔ 1 GPIO10/TDM2TCLK/IRQ8/ETHRX_DV/ETHCRS_DV/NC ↔ 1 De bug 1 ← EE0 GPIO11/TDM2TDAT/IRQ9/ETHRX_ER/ETHTXD ↔ 1 1 → EE1 GPIO12/TDM2RSYN/IRQ10/ETHRXD1/ETHSYNC ↔ 1 C L K 1 → CLKOUT GPIO13/TDM2RCLK/IRQ11/ETHMDC ↔ 1 1 ← Reserved GPIO14/TDM2RDAT/IRQ12/ETHRXD0/NC ↔ 1 1 ← CLKIN GPIO15/TDM1TSYN/DREQ1 ↔ 1 R E S E T 1 ← PORESET GPIO16/TDM1TCLK/DONE1/DRACK1 ↔ 1 1 ↔ HRESET GPIO17/TDM1TDAT/DACK1 ↔ 1 1 ↔ SRESET GPIO18/TDM1RSYN/DREQ2 ↔ 1 1 ← RSTCONF GPIO19/TDM1RCLK/DACK2 ↔ 1 J T A G 1 ← TMS GPIO20/TDM1RDAT ↔ 1 1 ← TDI GPIO21/TDM0TSYN ↔ 1 1 ← TCK GPIO22/TDM0TCLK/DONE2/DRACK2 ↔ 1 1 ← TRST GPIO23/TDM0TDAT/IRQ13 ↔ 1 1 → TDO GPIO24/TDM0RSYN/IRQ14 ↔ 1 GPIO25/TDM0RCLK/IRQ15 ↔ 1 GPIO26/TDM0RDAT ↔ 1 GPIO27/URXD/DREQ1 ↔ 1 GPIO28/UTXD/DREQ2 ↔ 1 GPIO29/CHIP_ID3/ETHTX_EN ↔ 1 Ded. Eth. Net 1 ← ETHRX_CLK/ETHSYNC_IN GPIO30/TIMER2/TMCLK/SDA ↔ 1 1 ← ETHTX_CLK/ETHREF_CLK/ETHCLOCK GPIO31/TIMER3/SCL ↔ 1 1 ← ETHCRS/ETHRXD Power signals are: VDD, VDDH, VCCSYN, GND, GNDH, and GNDSYN. Reserved signals can be left unconnected. NC signals must not be connected. Figure 1-1. MSC8122 External Signals |