công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC1176ATSTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC1176ATSTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Synchronous Voltage Mode Controller with Current Sharing Circuitry
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC1176ATSTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Semtech Corporation

  SC1176ATSTR Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC1176ATSTR Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
3
 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC1176/SC1176A
Electrical Characteristics
r
e
t
e
m
a
r
a
Ps
n
o
i
t
i
d
n
o
Cn
i
Mp
y
Tx
a
Ms
t
i
n
U
e
g
a
tl
o
V
t
u
p
t
u
OI
O
A
2
=
)
1
(
V
,
T
U
O
V
5
7
.
2
o
t
t
e
s5
6
.
25
7
.
25
8
.
2V
e
g
a
tl
o
V
y
l
p
p
u
SV
C
C
2
.
45
1V
t
n
e
r
r
u
C
y
l
p
p
u
SV
C
C
0
.
5
=5
1A
m
e
g
a
tl
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
RI
F
E
R
A
µ
0
=9
8
.
09
.
01
9
.
0V
n
o
it
a
l
u
g
e
R
e
n
i
L
e
g
a
tl
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
RV
5< V
C
C
<V
5
15
.
0%
n
o
it
a
l
u
g
e
R
d
a
o
L
e
g
a
tl
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
RI
F
E
R
A
µ
0
3
o
t
A
µ
0
=2
1
-V
m
n
o
it
a
l
u
g
e
R
e
n
i
L
t
u
p
t
u
OV
5< V
N
I
<V
5
15
.
0%
n
o
it
a
l
u
g
e
R
d
a
o
L
t
u
p
t
u
OI
O
A
5
1
o
t
A
3
.
0
=
)
1
(
1%
A
(
n
i
a
G
L
O )V
E
S
N
E
S
O
V
o
t
O
5
3B
d
e
g
a
tl
o
V
ti
m
i
L
t
n
e
r
r
u
C
0
60
70
8V
m
y
c
n
e
u
q
e
r
F
r
o
t
a
ll
i
c
s
O
0
7
20
0
30
3
3z
H
k
e
l
c
y
C
y
t
u
D
x
a
M
r
o
t
a
ll
i
c
s
O
0
95
9%
t
n
e
r
r
u
C
k
n
i
S
H
DV
0
.
3
=
D
N
G
P
-
H
D3
.
1A
t
n
e
r
r
u
C
k
n
i
S
H
DV
0
.
2
=
D
N
G
P
-
H
D5
8
.
0A
t
n
e
r
r
u
C
e
c
r
u
o
S
H
DV
5
.
3
=
H
D
-
H
T
S
B3
.
1A
t
n
e
r
r
u
C
e
c
r
u
o
S
H
DV
5
.
2
=
H
D
-
H
T
S
B5
8
.
0A
Unless Specified: V
CC = 4.75 to 5.25V, GND = PGND = 0V, FB = VO, 0mV < (CS(+) - (CS(-)) < 60mV , TJ = 25°C
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
t
i
m
i
Ls
t
i
n
U
V
C
C
D
N
G
o
tV
IN
5
1
o
t
3
.
0
-V
D
N
G
o
t
D
N
G
P
1
±V
D
N
G
o
t
T
S
B
6
2
o
t
3
.
0
-V
e
s
a
C
o
t
n
o
it
c
n
u
J
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
l
a
m
r
e
h
T
C
I
O
S
P
O
S
S
T
θ
C
J
4
2
7
2
W
/
C
°
t
n
e
i
b
m
A
o
t
n
o
it
c
n
u
J
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
l
a
m
r
e
h
T
C
I
O
S
P
O
S
S
T
θ
A
J
5
6
5
8
C
°W
/
g
n
it
a
r
e
p
Oe
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
t
n
e
i
b
m
AT
A
0
7
o
t
0C
°
g
n
it
a
r
e
p
Oe
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
n
o
it
c
n
u
JT
J
5
2
1
o
t
0C
°
e
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
ST
G
T
S
0
5
1
+
o
t
5
6
-C
°
c
e
s
0
1
)
g
n
ir
e
d
l
o
S
(
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
d
a
e
LT
D
A
E
L
0
0
3C
°
Absolute Maximum Rating
Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified
in the Electrical Characteristics section is not implied.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com