công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OKY2002 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AG Electronica

tên linh kiện OKY2002
Giải thích chi tiết về linh kiện  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

OKY2002 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AG Electronica

  OKY2002 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
3) Regulador de voltaje
Regula el voltaje de entrada por el jack de alimentación.
4) Jack de alimentación
Otra alternativa de alimentación para la tarjeta, mediante un conector.
5) ICSP para interfaz USB
Pines de programación ICSP del chip de comunicaciones, usados para programar
microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio.
6) Led de prueba
Led que actúa como un dispositivo de salida incorporado a la placa de Arduino, indica el
estado del pin 13.
7) Atmega 16U2
Chip de comunicación que permite la conversión de Serial-USB.
8) Entradas/Salidas Digitales
Son los pines digitales (del 0 al 13). Estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital y
salida digital.
9) ICPS para ATmega328
Pines de programación ICSP, usados para programar microcontroladores en protoboard o sobre
circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. MOSI (Master-out, slave-in) para la
comunicación del maestro al esclavo. MISO (Master-in, slave-out) para comunicación del esclavo
al maestro.SCK (Clock) señal de reloj enviada por el maestro.
10) Microcontrolador ATmega328
Es el microcontrolador implementado en los Arduino uno y sobre el cual se hace la programación.
11) Salidas de voltaje (3.3V/5V) / Alimentación de voltaje
Son los suministros de 5V y 3.3V, así como pines GND en el Arduino, cualquiera de los cuales
pueden ser utilizados para conectar a tierra el circuito.
12) Entradas analógicas
Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como un sensor de temperatura)
y convertirlo en un valor digital que podemos leer.
Alimentación
La placa Arduino Uno puede alimentarse a través de la conexión USB o con una fuente de
alimentación externa.
La alimentación externa (no USB) puede venir de un adaptador AC-DC o de una batería. La
placa puede funcionar con un suministro externo. Si utiliza más de 12V, el regulador de
voltaje puede sobre calentarse y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com