công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OKY2002 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AG Electronica

tên linh kiện OKY2002
Giải thích chi tiết về linh kiện  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

OKY2002 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AG Electronica

  OKY2002 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica OKY2002 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
Hardware O53.v4ermmview
Especificaciones
Microcontrolador
ATmega328P
5V
Voltaje de funcionamiento
Voltaje de entrada (recomendado)
7-12V
6-20V
Voltaje de entrada (límite)
Pines digitales I / O
14
Pines de entrada analógicos
Corriente por cada pin I/O
Corriente para pin de 3.3V
Memoria flash
6
20 mA
50 mA
32 KB, (0.5 KB son usados por el
bootloader).
SRAM
2 KB (ATmega328P)
Frecuencia de reloj
16 MHz
Dimensiones
68.6 mm x 53.4 mm (largo x ancho)
Hardware Overview
Peso
25 g
13
LED de prueba
1 KB (ATmega328P)
EEPROM
1) Reset
Botón de reinicio del código cargado en la tarjeta.
2) Conector USB
Empleado para la programación y alimentación de la tarjeta.
6
Pines PWM



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com