công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LRI64-A7T bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LRI64-A7T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Memory TAG IC at 13.56 MHz, with 64-bit Unique ID and WORM user area, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRI64-A7T bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button LRI64-A7T Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics LRI64-A7T Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 52 page
background image
LRI64
Package mechanical
45/52
Figure 42.
8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead (MLP) outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 18.
UFDFPN8 (MLP8), 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2 × 3 mm, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
0.55
0.50
0.60
0.022
0.020
0.024
A1
0.02
0.00
0.05
0.001
0.000
0.002
b
0.25
0.20
0.30
0.010
0.008
0.012
D
2.00
1.90
2.10
0.079
0.075
0.083
D2
1.60
1.50
1.70
0.063
0.059
0.067
ddd
0.08
0.003
E
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
E2
0.20
0.10
0.30
0.008
0.004
0.012
e0.50–
–
0.020
–
–
L
0.45
0.40
0.50
0.018
0.016
0.020
L1
0.15
0.006
L3
0.30
0.012
D
E
UFDFPN-01
A
A1
ddd
L1
e
b
D2
L
E2
L3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com