công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM35P03Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện ADM35P03Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADV [Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.advsemi.com/en/
Logo ADV - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

ADM35P03Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

  ADM35P03Z Datasheet HTML 1Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 2Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 3Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 4Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
ADM35P03Z
1 / 4
www.advsemi.com
Feb,2018 -Rev.1.02
ADV
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PRODUCT SUMMARY
Features:
●
Low Gate Charge for Fast Switching Application
●
Low RDS(ON) to Minimize Conductive Loss
●
Reliable and Rugged
Absolute Maximum Ratings ( TA = 25°C unless otherwise specifed )
Symbol
Parameter
Ratings
Unit
Common Ratings
VDSS
Drain-Source Voltage
-30
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±
20
TJ
Maximum Junction Temperature
150
°C
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to150
°C
IS
Diode Continuous Forward Current
TC =25°C
-30
A
Mounted on Large Heat Sink
IDM
300μs Pulse Drain Current Tested
(
2)
TC=25°C, VGS=-10V
-120
A
ID
Continuous Drain Current
(
1)
TC=25°C, VGS=-10V
-35
A
TC=100°C
VGS=-10V
-19
A
PD
Maximum Power Dissipation
TC=25°C
27
W
Thermal Characteristics
Symbol
Parameter
Ratings
Unit
RthJC
Thermal resistance junction-case max
(
1)
3.6
°C/W
RthJA
Thermal resistance junction-ambient max
(
1)
37
°C/W
VDSS
ID
RDS(ON) (mΩ)
-30V
-35A
7.0mΩ
PDFN(3X3)


Số phần tương tự - ADM35P03Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced (Shenzhen) Ele...
ADM35P06E ADV-ADM35P06E Datasheet
520Kb / 5P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Feb,2015 -Rev.2.02
More results

Mô tả tương tự - ADM35P03Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
NDP6030PL FAIRCHILD-NDP6030PL Datasheet
56Kb / 4P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
P8006EVG ETC2-P8006EVG Datasheet
296Kb / 5P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
STU437S SAMHOP-STU437S Datasheet
121Kb / 10P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
NIKO SEMICONDUCTOR CO.,...
PE5A1BA NIKOSEM-PE5A1BA Datasheet
271Kb / 5P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PK5A7BA NIKOSEM-PK5A7BA Datasheet
346Kb / 9P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PV521BA NIKOSEM-PV521BA Datasheet
277Kb / 4P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PZ0703EK NIKOSEM-PZ0703EK Datasheet
270Kb / 4P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
ON Semiconductor
NDS352AP ONSEMI-NDS352AP Datasheet
271Kb / 9P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
December, 2021 ??Rev. 5
logo
NIKO SEMICONDUCTOR CO.,...
P1306EK NIKOSEM-P1306EK Datasheet
357Kb / 5P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
REV1.0
PZ5G7EA NIKOSEM-PZ5G7EA Datasheet
340Kb / 4P
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
REV 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com