công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM35P03Z bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện ADM35P03Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADV [Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.advsemi.com/en/
Logo ADV - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

ADM35P03Z bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

  ADM35P03Z Datasheet HTML 1Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 2Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 3Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADM35P03Z Datasheet HTML 4Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ADM35P03Z
2 / 4
www.advsemi.com
Feb,2018 -Rev.1.02
ADV
Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
On/off
Characteristics
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0V, IDS=-250uA
-30
--
--
V
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS= -27V, VGS=0V
TJ=25°C
--
--
-1
uA
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS, IDS=-250uA
-1.2
-1.6
-2.0
V
IGSS
Gate Leakage Current
VGS=±20V, VDS=0V
--
--
±
100
nA
RDS(ON)
Drain-SourceOn-stateResistance⑵
VGS= -10V, IDS=-10A
--
7.0
10
m
VGS= -4.5V, IDS=-8A
--
12
15
Dynamic Characteristics
Ciss
Input Capacitance
VGS=0V,
VDS= -15V,
Frequency=1.0MHz
--
3450
--
pF
Coss
Output Capacitance
--
410
--
Crss
Reverse Transfer Capacitance
--
251
--
Switching Characteristics
td(ON)
Turn-on Delay Time⑴
VDD=-15V,
ID= -1A, VGS= -4.5V,
RGEN=2.7Ω
--
15.8
--
ns
tr
Turn-on Rise Time⑴
--
28.8
--
td(OFF)
Turn-off Delay Time⑴
--
46.9
--
tf
Turn-off Fall Time⑴
--
12.3
--
Qg
Total Gate Charge⑴
VDS=-15V, VGS= -10V,
IDS=-10A
--
43
--
nC
Qgs
Gate-Source Charge⑴
--
8.4
--
Qgd
Gate-Drain Charge⑴
--
14
--
Diode Characteristics
VSD
Diode Forward Voltage⑵
ISD =-3A, VGS = 0V ,TJ=25°C
--
-0.8
-1.0
V
NOTES:
1. Surface Mounted on 1in2 FR-4 board with 1oz.
2.The data tested by pulsed , pulse width ≦ 300us , duty cycle ≦ 2%



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com