công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX3241ECAI bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX3241ECAI
Giải thích chi tiết về linh kiện  ±15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX3241ECAI bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX3241ECAI Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 22Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 23Page - Maxim Integrated Products MAX3241ECAI Datasheet HTML 24Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 26 page
background image
±15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V,
Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers
20
______________________________________________________________________________________
_____________________________________Typical Operating Circuits (continued)
EN
B3
R5OUT
A3
R4OUT
A2
R3OUT
A1
R2OUT
B1
R1OUT
C2
TTL/CMOS
OUTPUTS
5k
Ω
5k
Ω
5k
Ω
5k
Ω
5k
Ω
R5IN C6
*C3 CAN BE RETURNED TO EITHER VCC OR GROUND.
R4IN B6
R3IN A6
R2IN
A5
R1IN A4
RS-232
INPUTS
SHDN
B2
GND
F5
RS-232
OUTPUTS
TTL/CMOS
INPUTS
T3IN
D2
T2IN
E2
T1IN
E3
C2-
D1
C2+
E1
C1-
F4
C1+
F3
T3OUT D6
T2OUT E6
T1OUT F6
V-
C1
V+
F1
VCC
C4
0.1
µF
C3
*
0.1
µF
C1
0.1
µF
C2
0.1
µF
F2
+3.3V
CBYPASS
MAX3246E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com