công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90348E bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90348E
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Microcontroller
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90348E bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90348E Datasheet HTML 63Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 64Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 65Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 66Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 67Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 68Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 69Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 70Page - fujitsu semiconductor MB90348E Datasheet HTML 71Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 84 page
background image
MB90340E Series
67
(Continued)
3FFH
3FEH
3FDH
004H
003H
002H
001H
AVRL
AVRH
AVRL
AVRH
(N
+ 1)H
NH
(N
− 1)H
(N
− 2)H
VOT (actual measurement value)
{1 LSB
× (N − 1)
+ VOT }
Actual conversion
characteristics
VFST (actual
measurement
value)
VNT (actual
measurement value)
Actual conversion
characteristics
Ideal characteristics
Actual conversion
characteristics
Actual conversion
characteristics
Ideal
characteristics
Analog input
Analog input
VNT
(actual measurement value)
V (N + 1) T
(actual measurement
value)
Non linearity error
Differential linearity error
Non linearity error of digital output N
=
VNT
− {1 LSB × (N − 1) + VOT}
1 LSB
[LSB]
Differential linearity error of digital output N
=
V (N+1) T
− VNT
1 LSB
−1 LSB [LSB]
VFST
− VOT
1022
[V]
1 LSB
=
N
: Value of the digital output from the A/D converter
VOT : Voltage at which digital output transits from “000H” to “001H.”
VFST : Voltage at which digital output transits from “3FEH” to “3FFH.”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com