công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5323K034B bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện R5323K034B
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA 2ch LDO REGULATOR
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

R5323K034B bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - RICOH electronics devices division

Back Button R5323K034B Datasheet HTML 23Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 24Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 25Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 26Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 27Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 28Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 29Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 30Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 31Page - RICOH electronics devices division  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 31 page
background image
PACKAGE INFORMATION
PE-WLCSP-6-P1-0606
RECOMMENDED LAND PATTERN (WLCSP)
NSMD
Solder Mask
(resist)
Copper Pad
Substrate
SMD
(
Unit : mm)
NSMD and SMD Pad Definition
Pad definition
Copper Pad
Solder Mask Opening
NSMD (Non-Solder Mask defined)
0.20mm
Min. 0.30mm
SMD (Solder Mask defined)
Min. 0.30mm
0.20mm
*
Pad layout and size can be modified by customers material, equipment, method.
*
Please adjust pad layout according to your conditions.
*
Recommended Stencil Aperture Size....ø0.3mm
*
Since lead free WL-CSP components are not compatible with the tin/lead solder process, you shall not mount lead free WL-CSP
components using the tin/lead solder paste.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com