công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5323K034B bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện R5323K034B
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA 2ch LDO REGULATOR
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

R5323K034B bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - RICOH electronics devices division

Back Button R5323K034B Datasheet HTML 8Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 9Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 10Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 11Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 12Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 13Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 14Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 15Page - RICOH electronics devices division R5323K034B Datasheet HTML 16Page - RICOH electronics devices division Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 31 page
background image
R5323x
12
5) Supply Current vs. Input Voltage (Topt
=25°C)
1.5V
2.8V
100
80
60
40
20
0
Input Voltage VIN(V)
0
1
2
456
3
VR1
VR2
100
80
60
40
20
0
0
1
2
456
3
Input Voltage VIN(V)
VR1
VR2
4.0V
100
80
60
40
20
0
0
1
2
456
3
Input Voltage VIN(V)
VR1
VR2
6) Supply Current vs. Temperature
1.5V (VR1)
1.5V (VR2)
20
40
100
80
0
-50
-25
25
50
75
100
60
VIN=2.5V
0
Temperature Topt(
°C)
20
40
100
80
0
-50
-25
25
50
75
100
60
VIN=2.5V
0
Temperature Topt(
°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com