công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD501DPYR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ESD501DPYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD501 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ESD501DPYR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button ESD501DPYR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(R0.05) TYP
(0.7)
2X (0.5)
2X (0.3)
(0)
4224561/C 07/2024
X1SON - 0.45 mm max height
DPY0002A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
NOTES: (continued)
5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:60X
SYMM
1
2
SYMM
PCB PAD METAL
UNDER SOLDER PASTE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com