công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD501DPYR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ESD501DPYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD501 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ESD501DPYR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button ESD501DPYR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ESD501DPYR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MIN
ALL AROUND
0.07 MAX
ALL AROUND
(R0.05) TYP
(0.7)
2X (0.5)
2X (0.3)
4224561/C 07/2024
X1SON - 0.45 mm max height
DPY0002A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
SYMM
1
2
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:60X
NOTES: (continued)
3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
4. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view.
It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SOLDER MASK DETAILS
METAL EDGE
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED
METAL
NON SOLDER MASK
DEFINED
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED
METAL
SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com