công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADT4A80BT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện ADT4A80BT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCRs
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADV [Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.advsemi.com/en/
Logo ADV - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

ADT4A80BT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

  ADT4A80BT Datasheet HTML 1Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 2Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 3Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 4Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 5Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 6Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
 
 
                                         ADT4A60B/80B
 
1 / 6
www.advsemi.com
Feb,2013 -Rev.3.01
ADV
Symbol
Items
Conditions
Ratings
Unit
VDRM
Repetitive Peak Off-State Voltage
Tj=25°C
ADT4A60B
600
V
VRRM
Repetitive peak reverse voltage
ADT4A80B
800
V
IT(AV)
Average On-State Current
Half Sine Wave , Tc = 100°C
3.5
A
IT(RMS)
R.M.S On-State Current
Half Sine Wave , Tc = 100°C
4
A
ITSM
Surge On-State Current
1/2 Cycle, Sine Wave Non-Repetitive,
tp=10ms(50Hz)Tj =25°C
36
A
I
2t
I
2t for Fusing
Tj =25°C,tp =10ms
4.5
A
2S
dI/dt
Critical rate of rise of on-state current
Tj =125°C, tr≤ 100ns
50
A/μs
PGM
Forward Peak Gate Power Dissipation
Tj =125°C, Pulse Width ≤ 20㎲
2
W
PG(AV)
Forward Average Gate Power
Dissipation
Tj =25°C, tp =10ms
0.2
W
IGM
Peak Gate Current
Tj =125°C, Pulse Width ≤ 20㎲
1.2
A
Tj
Operating Junction Temperature
- 40 ~ 125
°C
TSTG
Storage Temperature
- 40 ~ 150
°C
SCRs
General Description
Available either in sensitive or standard gate triggering levels, the 4A
SCR series is suitable to fit all modes of control found inapplications
such as overvoltage crowbar protection, motor control circuits in power
tools and kitchen aids, in-rush current limiting circuits,capacitive discharge
ignition, voltage regulation circuits...
Features
◆
Repetitive Peak Off-State Voltage : 600V and 800V
◆
R.M.S On-State Current ( IT(RMS)= 4A )
◆
These are Pb-Free Devices
Absolute Maximum Ratings
Scan the QR code to view the latest product information
ADV
TO-126
2
2.A
1.K
3.G
1
2
3


Số phần tương tự - ADT4A80BT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced (Shenzhen) Ele...
ADT4A80 ADV-ADT4A80 Datasheet
297Kb / 6P
SCRs
Feb,2013 -Rev.3.01
ADT4A80D ADV-ADT4A80D Datasheet
295Kb / 6P
SCRs
Feb,2013 -Rev.3.01
ADT4A80DS ADV-ADT4A80DS Datasheet
295Kb / 6P
SCRs
Feb,2013 -Rev.3.01
ADT4A80DT ADV-ADT4A80DT Datasheet
295Kb / 6P
SCRs
Feb,2013 -Rev.3.01
ADT4A80DW ADV-ADT4A80DW Datasheet
295Kb / 6P
SCRs
Feb,2013 -Rev.3.01
More results

Mô tả tương tự - ADT4A80BT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Teccor Electronics
S201E TECCOR-S201E Datasheet
222Kb / 12P
SCRs
logo
Central Semiconductor C...
2N4167 CENTRAL-2N4167 Datasheet
57Kb / 1P
SCRs
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
SCRS
US108S UTC-US108S_11 Datasheet
131Kb / 3P
SCRS
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
SCRS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N4149 NJSEMI-2N4149 Datasheet
68Kb / 2P
SCRs
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
C106D HAOPIN-C106D Datasheet
236Kb / 4P
SCRs
HP20C60 HAOPIN-HP20C60 Datasheet
314Kb / 5P
SCRs
MCR25 HAOPIN-MCR25 Datasheet
444Kb / 5P
SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com