công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADT4A80BT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện ADT4A80BT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCRs
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADV [Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.advsemi.com/en/
Logo ADV - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

ADT4A80BT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd

  ADT4A80BT Datasheet HTML 1Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 2Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 3Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 4Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 5Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd ADT4A80BT Datasheet HTML 6Page - Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
 
 
                                         ADT4A60B/80B
 
5 / 6
www.advsemi.com
Feb,2013 -Rev.3.01
ADV
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-126
Package Dimension
Making Diagram
Ordering information
Part number
Package
Marking
Packing
Quantity
ADT4A60B#
TO-126
ADT4A60B#
Vinyl sack
500pcs
ADT4A80B#
TO-126
ADT4A80B#
Vinyl sack
500pcs
Note:# = Gate Trigger Current Sensitivity and type
D
b1
e
e1
b
A1
A
c
φ
Sy
mb
ol
Dimensions In
Millimeters
Dimensions In
Inches
Min
Max
Min
Max
A
2.500
2.900
0.098
0.114
A1
1.100
1.500
0.043
0.059
b
0.660
0.860
0.026
0.034
b1
1.170
1.370
0.046
0.054
c
0.450
0.600
0.018
0.024
D
7.400
8.000
0.291
0.315
E
10.600
11.000
0.417
0.433
e
2.290 TYP
0.090 TYP
e1
4.480
4.680
0.176
0.184
L
15.300
15.700
0.602
0.618
L1
2.100
2.300
0.083
0.091
P
3.900
4.100
0.154
0.161
Φ
3.000
3.200
0.118
0.126
ADV
ADT4A60BT
XXXX
XXXH
XX
ADV:Logo
ADT4A60BT:Part number
X:Internal control code
H:Halogen Free
ADVANCED
Internal control code
Current:4=4A
SCR Series
Sensitivity and type:
T=0.2mA
S=15mA
Blank=30mA
W=80mA
Voltage:60=600V 80=800V
Package explain:B=TO-126



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com