công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C8051F53X bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện C8051F53X
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/4/2 kB ISP Flash MCU Family
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

C8051F53X bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Silicon Laboratories

Back Button C8051F53X Datasheet HTML 61Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 62Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 63Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 64Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 65Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 66Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 67Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 68Page - Silicon Laboratories C8051F53X Datasheet HTML 69Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 220 page
background image
Rev. 0.3
65
C8051F52x-53x
Table 6.1. Voltage Reference Electrical Characteristics
VDD = 2.1 V; –40 to +125 °C unless otherwise specified.
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Internal Reference (REFBE = 1)
Output Voltage
25 °C ambient (REFLV = 0)
25 °C ambient (REFLV = 1), VDD = 2.6 V
V
VREF Short-Circuit Current
—
—
TBD
mA
VREF Temperature Coefficient
—
33
—
ppm/°C
Power Consumption (Internal)
—
30
—
µA
Load Regulation
Load = 0 to 200 µA to GND
—
10
—
ppm/µA
VREF Turn-on Time 1
4.7 µF tantalum, 0.1 µF ceramic bypass
—
TBD
—
ms
VREF Turn-on Time 2
no bypass cap
—
TBD
—
µs
Power Supply Rejection
—
TBD
—
ppm/V
External Reference (REFBE = 0)
Input Voltage Range
0
—
VDD
V
Input Current
Sample Rate = 200 ksps; VREF = TBD V
—
TBD
—
µA
Bias Generators
ADC Bias Generator
BIASE = ‘1’
—
30
—
µA
TBD
TBD
1.5
2.2
TBD
TBD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com