công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD85531 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD85531
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS짰 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD85531 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD85531 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Preliminary Technical Data
AD8253
Rev. prA | Page 7 of 10
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION
DESCRIPTIONS
NC = NO CONNECT
AD8253
TOP VIEW
(Not to Scale)
-IN 1
DGND 2
-VS 3
A0 4
A1 5
+IN
VREF
+VS
VOUT
WR
10
9
8
7
6
Figure 4. 10-Lead MSOP (RM-10) Pin Configuration
Table 4. Pin Function Descriptions
Pin No.
Name
Description
1
−IN
Inverting Input Terminal. True
differential input.
2
DGND
Digital Ground.
3
−VS
Negative Supply Terminal.
4
A0
Gain Setting Pin (LSB).
5
A1
Gain Setting Pin (MSB).
6
WR
Write Enable.
7
OUT
Output Terminal.
8
+VS
Positive Supply Terminal.
9
REF
Reference Voltage Terminal.
10
+IN
Noninverting Input Terminal. True
differential input.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com