công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD85531 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD85531
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS짰 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD85531 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD85531 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD85531 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Preliminary Technical Data
AD8253
Rev. prA | Page 5 of 10
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
POWER SUPPLY
Operating Range
±5
±15
V
Quiescent Current, +IS
4.1
4.5
mA
Quiescent Current, −IS
3.7
4.5
mA
Over Temperature
T = −40°C to +85°C
4.5
mA
TEMPERATURE RANGE
Specified Performance
−40
+85
°C
1 Add time for the output to slew and settle to calculate the total time for a gain change.
TIMING DIAGRAM
A0, A1
WR
tSU
tHD
tWR-HIGH
tWR-LOW
Figure 2. Timing Diagram for Latched Gain Mode (See the Timing for Latched Gain Mode Section)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com