công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASM330LHBG1 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ASM330LHBG1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-accuracy 6-axis inertial measurement unit (IMU) with extended temperature range for ASIL B automotive applications
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ASM330LHBG1 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button ASM330LHBG1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 130 page
background image
4.4
Communication interface characteristics
4.4.1
SPI - serial peripheral interface
Subject to general operating conditions for Vdd and Top.
Table 5. SPI slave timing values (in mode 3)
Symbol
Parameter
Value(1)
Unit
Min
Max
tc(SPC)
SPI clock cycle
100
ns
fc(SPC)
SPI clock frequency
10
MHz
tsu(CS)
CS setup time
5
ns
th(CS)
CS hold time
20
tsu(SI)
SDI input setup time
5
th(SI)
SDI input hold time
15
tv(SO)
SDO valid output time
50
th(SO)
SDO output hold time
5
tdis(SO)
SDO output disable time
50
1. Values are evaluated at 10 MHz clock frequency for SPI with both 4 and 3 wires, based on characterization results, not
tested in production
Figure 5. SPI slave timing diagram (in mode 3)
Note: Measurement points are done at 0.3·Vdd_IO and 0.7·Vdd_IO for both input and output ports.
ASM330LHBG1
Module specifications
DS14080 - Rev 1
page 14/130



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com