công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASM330LHBG1 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ASM330LHBG1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-accuracy 6-axis inertial measurement unit (IMU) with extended temperature range for ASIL B automotive applications
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ASM330LHBG1 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - STMicroelectronics

Back Button ASM330LHBG1 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics ASM330LHBG1 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 130 page
background image
Table 61. Accelerometer bandwidth configurations
Filter type
HP_SLOPE_
XL_EN
LPF2_XL_EN
HPCF_XL_[2:0]
Bandwidth
Low pass
0
0
-
ODR/2
1
000
ODR/4
001
ODR/10
010
ODR/20
011
ODR/45
100
ODR/100
101
ODR/200
110
ODR/400
111
ODR/800
High pass
1
-
000
SLOPE (ODR/4)
001
ODR/10
010
ODR/20
011
ODR/45
100
ODR/100
101
ODR/200
110
ODR/400
111
ODR/800
Figure 22. Accelerometer block diagram
SLOPE
FILTER
HPCF_XL[2:0]
000
001
010
…
111
SPI/I2C/
1
0
HP_SLOPE_XL_EN
LPF2_XL_EN
0
1
Digital
HP Filter
HPCF_XL[2:0]
Digital
LP Filter
LPF2
HPCF_XL[2:0]
6D/4D
0
1
LOW_PASS_ON_6D
1
0
SLOPE_FDS
Wake-up
Activity /
Inactivity
Free-fall
FIFO
USER
OFFSET
0
1
USR_OFF_ON_OUT
USR_OFF_W
OFS_USR[7:0]
1
0
USR_OFF_ON_WU
LPF1
output(1)
FSM/MLC
MIPI I3CSM
1. The cutoff value of the LPF1 output is ODR/2 when the accelerometer is in high-performance mode and ODR
up to 833 Hz. This value is equal to 780 Hz when the accelerometer is in low-power mode.
ASM330LHBG1
Register description
DS14080 - Rev 1
page 55/130



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com