công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS8420-DSZ bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS8420-DSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL AUDIO SAMPLE RATE CONVERTER
PDF  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS8420-DSZ bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Cirrus Logic

Back Button CS8420-DSZ Datasheet HTML 65Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 66Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 67Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 68Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 69Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 70Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 71Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 72Page - Cirrus Logic CS8420-DSZ Datasheet HTML 73Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 94 page
background image
DS245F4
69
CS8420
13.5.1
Pin Description - Hardware Mode 4
Overall Device Control:
DFC0, DFC1 - Data Flow Control Inputs
DFC0 and DFC1 inputs determine the major data flow options available in Hardware mode, according to Table 5.
Audio Input Interface:
SDIN - Serial Audio Input Port Data Input
Audio data serial input pin. This data will be transmitted out the AES3 port.
ISCLK - Serial Audio Input Port Bit Clock Input or Output
Serial bit clock for audio data on the SDIN pin.
ILRCK - Serial Audio Input Port Left/Right Clock Input or Output
Word rate clock for the audio data on the SDIN pin. The frequency will be at the input sample rate (Fsi)
APMS - Serial Audio Input Port Master or Slave
APMS should be connected to VD+ to set serial audio input port as a master, or connected to DGND to set the port
as a slave.
Audio Output Interface:
SDOUT - Serial Audio Output Port Data Output
Audio data serial output pin. This is also a start-up option pin, and requires a pull-up or pull-down resistor.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com