công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADRF5545ABCPZN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADRF5545ABCPZN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 2.4 GHz to 4.2 GHz Receiver Front End
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADRF5545ABCPZN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADRF5545ABCPZN Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Data Sheet
ADRF5545A
Rev. B | Page 7 of 20
INTERFACE SCHEMATICS
GND
Figure 3. GND Interface
GND
RXOUT-CHA,
RXOUT-CHB
VDD
Figure 4. RXOUT-CHx Interface
GND
GND
VDD1-CHx,
VDD2-CHx
CLAMP
Figure 5. VDD1-CHx, VDD2-CHx Interface
GND
GND
PD-CHAB
BP-CHA,
BP-CHB
CLAMP
Figure 6. PD-CHAB, BP-CHx Interface
GND
GND
CLAMP
SWCTRL-CHAB
SWVDD-CHAB
Figure 7. SWCTRL-CHAB, SWVDD-CHAB Interface



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com