công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDB4955A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CDB4955A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NTSC/PAL Digital Video Encoder
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB4955A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB4955A Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CDB4955A Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 60 page
background image
CS4954 CS4955
DS278F6
9
TIMING CHARACTERISTICS
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Units
I²C Host Port Timing (Figure 2)
SCL Frequency
Fclk
1000
kHz
Clock Pulse High Time
Tsph
0.1
μs
Clock Pulse Low Time
Tspl
0.7
μs
Hold Time (Start Cond.)
Tsh
100
ns
Setup Time (Start Cond.)
Tssu
100
ns
Data Setup Time
Tsds
50
ns
Rise Time
Tsr
1
μs
Fall Time
Tsf
0.3
μs
Setup Time (Stop Cond.)
Tss
100
ns
Bus Free Time
Tbuf
100
ns
Data Hold Time
Tdh
0
ns
SCL Low to Data Out Valid
Tvdo
600
ns
Figure 2. I²C Host Port Timing
SDA
SCL
Tbu
Tsh
Tdh
Tds
Tsh
Tss
Tssu
Tsi
Tspi
Tsr
Tsph Tvdo



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com