công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRM-2633 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện IRM-2633
Giải thích chi tiết về linh kiện  Infrared Remote-control Receiver Module
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

IRM-2633 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  IRM-2633 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd IRM-2633 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
Everlight Electronics Co., Ltd.
http:\\www.everlight.com
Rev 3
Page: 8 of 9
Device No:DMO-026-180
Prepared date:07-20-2005
Prepared by:Carryll Hsu
IRM-26xx SERIES
Reliability Test Item And Condition
The reliability of products shall be satisfied with items listed below.
Confidence level:90%
LTPD:10%
Test Items
Test Conditions
Failure Judgement
Criteria
Samples(n)
Defective(c)
Temperature cycle
1 cycle
-25℃
+85℃
(30min)(5min)(30min)
300 cycle test
n=22,c=0
High temperature test
Temp: +85℃
Vcc:5V
1000hrs
n=22,c=0
Low temperature
storage
Temp: -40℃
1000hrs
n=22,c=0
High temperature
High humidity
Ta: 85℃,RH:85%
1000hrs
n=22,c=0
Solder heat
Temp: 260±5℃ 10sec
4mm From the bottom of the package.
L0≦ L×0.8
L45≦ L×0.8
L: Lower
specification limit
n=22,c=0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com