| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM224N bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM224N bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 19 page ![]() Package information LM124-LM224-LM324 16/19 6.2 SO-14 package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.75 0.068 A1 0.1 0.2 0.003 0.007 A2 1.65 0.064 B 0.35 0.46 0.013 0.018 c 0.19 0.25 0.007 0.010 c1 45° (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 H 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 E 3.8 4.0 0.149 0.157 L 0.5 0.127 0.019 0.050 k 8° (max.) |