| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM224N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM224N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 19 page ![]() LM124-LM224-LM324 Typical single-supply applications 11/19 Figure 19. Active bandpass filter Figure 20. High input Z, DC differential amplifier Figure 21. Using symmetrical amplifiers to reduce input current (general concept) Fo = 1kHz Q = 50 Av = 100 (40dB) For (CMRR depends on this resistor ratio match) R 1 R 2 ------- R 4 R 3 ------- = e0 (e2 - e1) As shown e0 = (e2 - e1) 1 R 4 R 3 ------- + ⎝⎠ ⎛⎞ |